công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HOM280 bảng dữ liệu (PDF) - Schneider Electric

tên linh kiện HOM280
Giải thích chi tiết về linh kiện  MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120/240V 80A
kích thước tập tin   116.92 Kbytes
Html View  1   2 
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

HOM280 bảng dữ liệu (PDF) - Schneider Electric

Click to view in HTML datasheet.


Số phần tương tự - HOM280

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
HOM280CP SCHNEIDER-HOM280CP Datasheet
116Kb / 2P
   MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120/240V 80A
More results


Mô tả tương tự - HOM280

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
HOM280CP SCHNEIDER-HOM280CP Datasheet
116Kb / 2P
   MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120/240V 80A
QOU280 SCHNEIDER-QOU280 Datasheet
105Kb / 2P
   QOU Miniature Circuit Breaker, 80A, 2P, 120/240V, 10kA
QOU180 SCHNEIDER-QOU180 Datasheet
118Kb / 2P
   QOU Miniature Circuit Breaker, 80A, 1P, 120/240V, 10kA
QOU1801200 SCHNEIDER-QOU1801200 Datasheet
118Kb / 2P
   QOU Miniature Circuit Breaker, 80A, 1P, 120/240V, 10kA, Aux Switch
QOU2801200 SCHNEIDER-QOU2801200 Datasheet
147Kb / 2P
   QOU Miniature Circuit Breaker, 80A, 2P, 120/240V, 10kA, Aux Switch
QOU2801042 SCHNEIDER-QOU2801042 Datasheet
129Kb / 2P
   QOU Miniature Circuit Breaker, 80A, 2P, 120/240V, 10kA, Shunt Trip
QOU2807100 SCHNEIDER-QOU2807100 Datasheet
105Kb / 2P
   QOU Miniature Circuit Breaker, 80A, 2P, 120/240V, 10kA, Lock-Off
QOU2801021 SCHNEIDER-QOU2801021 Datasheet
128Kb / 2P
   QOU Miniature Circuit Breaker, 80A, 2P, 120/240V, 10kA, Shunt Trip
logo
Belden Inc.
9841 BELDEN-9841 Datasheet
251Kb / 3P
   MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120/240V 90A
logo
Schneider Electric
HOM2175BB SCHNEIDER-HOM2175BB Datasheet
150Kb / 2P
   MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120/240V 175A
More results

Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com